Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BRUSHLESS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BRUSHLESS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
IK Semicon Co., Ltd
IL33035 Datasheet pdf image
129Kb/4P
BRUSHLESS DCMOTOR CONTROLLER
IL33035 Datasheet pdf image
138Kb/4P
BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER

1


1



Qu'est-ce que BRUSHLESS


Dans les composants électroniques, sans pinceau fait référence à un moteur sans balais, également appelé moteur sans balais ou sans balais.

Un moteur sans balais est un type de moteur électrique qui, contrairement aux moteurs traditionnels brossés (DC), est exploité par un contrôleur responsable de la conversion électrique entre les aimants rotatifs et fixes.

Ces moteurs ne nécessitent pas de pinceaux et de commutateurs pour dynamiser directement l'aimant rotatif, ce qui offre de nombreux avantages.

Les moteurs sans balais ont les fonctionnalités et avantages suivants:

Haute efficacité: les moteurs sans balais fonctionnent efficacement avec une faible perte d'énergie.

L'absence de brosses et de commutateurs réduit les pertes de friction et permet un transfert de puissance plus efficace.

Fiabilité élevée et durabilité: les moteurs sans balais n'ont pas de pinceaux et de commutateurs, il n'y a donc pas d'usure et de dysfonctionnement de ces pièces.

Cela offre une longue durée de vie et une grande fiabilité.

Petite taille et poids léger: les moteurs sans balais sont compacts et légers tout en prenant en charge une rotation à grande vitesse et une puissance élevée.

Cela augmente la liberté de conception dans une variété d'applications, telles que l'électronique et les automobiles.

Contrôle précis et réponse à grande vitesse: les moteurs sans balais fournissent une vitesse et un contrôle de position précis à travers le contrôleur et une réponse élevée.

Ceci est utile pour un contrôle précis du mouvement requis dans les voitures, les drones, les robots, etc.