Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BRIGHTNESS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BRIGHTNESS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
E-CMOS Corporation
EC4304 Datasheet pdf image
600Kb/13P
1A, Hysteretic, High Brightness LED Driver with Internal Switch
EC4304C Datasheet pdf image
591Kb/8P
1.5A, Hysteretic, High Brightness LED Driver with Internal Switch

1


1



Qu'est-ce que BRIGHTNESS


Dans les composants électroniques, la «luminosité» est généralement utilisée comme terme pour indiquer l'intensité ou la luminosité de la lumière dans les indicateurs, les affichages, les éléments d'éclairage, etc.

La luminosité de l'écran: les appareils électroniques ajustent la luminosité de l'écran pour fournir un écran pratique pour les utilisateurs.

La luminosité ajuste la lumière sur l'écran afin que vous puissiez voir ce qui est mieux à l'écran.

Le contrôle de la luminosité est généralement obtenu en régulant la puissance du rétro-éclairage ou de l'élément d'éclairage.

Lumière lumineuse LED: LED (diode électroluminescente) est un élément d'éclairage principalement utilisé dans les composants électroniques.

La luminosité d'une LED peut être contrôlée par la régulation de la tension ou du courant.

L'éclairage LED est utilisé dans une variété d'applications, et le contrôle de la luminosité est une caractéristique importante pour la conservation de l'énergie et l'adaptabilité environnementale.

Luminosité des indicateurs: les appareils électroniques utilisent des indicateurs pour afficher des informations.

La luminosité d'un indicateur affecte la visibilité et la lisibilité des informations. Les indicateurs brillants peuvent clairement montrer des informations et améliorer l'impact visuel.