Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BODY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BODY' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Neutrik AG
NC3MD-S-1-B Datasheet pdf image
190Kb/3P
3 pole male receptacle, D-size metal body, screw terminals
NC3FD-S-1-B Datasheet pdf image
172Kb/3P
3 pole female receptacle, D-size metal body, screw terminals accommodating wire range 0.14mm짼 to 0.5mm짼 (AWG 26 -20), black metal housing, gold contacts, UL recognized component

1


1



Qu'est-ce que BODY


En électronique, le terme «corps» peut généralement être utilisé pour signifier:

Corps de composant électronique: corps fait référence au corps réel d'un composant ou d'un appareil électronique.

Il représente la structure et le corps réels des composants électroniques, par exemple les micropuces, les transistors, les dispositifs semi-conducteurs, etc.

Cela fait référence au cœur du composant électronique qui fonctionne réellement et peut être enveloppé dans un cas ou un ensemble approprié pour la protection ou la connexion physique.

Connexions corporelles des composants électroniques: corps fait également référence aux attachements physiques du corps utilisés pour établir des connexions sur certains composants électroniques.

Dans le cas d'un transistor, par exemple, Body fait référence à la connexion entre la porte et le canal, et cette connexion joue un rôle important dans le contrôle du fonctionnement de l'appareil.

Partie physique de l'appareil: «corps» peut se référer à une partie physique d'un appareil électronique. Il peut être utilisé comme élément représentant la conception, la forme, la structure, etc. d'un appareil électronique.

Par exemple, dans le cas d'un smartphone ou d'un ordinateur, le «corps» fait référence à l'apparence physique, au boîtier, à l'image, etc. de l'appareil.

Par conséquent, le «corps» peut être utilisé dans diverses significations qui peuvent faire référence au corps réel d'un composant électronique, à une partie de connexion physique ou à une partie externe d'un appareil.

Il est important de savoir quel sens est utilisé en fonction du contexte.