Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BNC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BNC' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MolexKits
76650-0171 Datasheet pdf image
37Kb/2P
PCB Mount BNC Vertical and Right Angle Receptacle

1


1



Qu'est-ce que BNC


Dans les composants électroniques, BNC signifie Bayonet Neill-Concelman et est l'un des connecteurs pour connecter les conducteurs pour la transmission à haute fréquence.

Les connecteurs BNC sont généralement utilisés avec des câbles avec une impédance de 50 ohms ou 75 ohms, et sont utilisés dans une variété d'applications, y compris les signaux vidéo, le radar, l'équipement de mesure et les oscilloscopes.

Les connecteurs BNC sont conçus pour une transmission rapide et fiable.

La méthode à la baïonnette est utilisée pour connecter les câbles et les connecteurs, et le mécanisme facile à insérer et à verrouillage rapide permet une connexion facile.

De plus, le connecteur BNC assure une transmission stable même à des fréquences élevées et a une conception à blindage physique pour empêcher les interférences du signal.

Il existe plusieurs types de connecteurs BNC, et ils sont différenciés par le type de câble et l'impédance.

Les types de connecteurs BNC couramment utilisés comprennent BNC Male, BNC Female, BNC T-Connector et BNC Terminator.

Par conséquent, dans les composants électroniques, BNC est l'un des connecteurs pour une connexion fiable et rapide utilisée pour transmettre des signaux à haute fréquence.

Il est utilisé dans divers domaines et joue un rôle important pour assurer une transmission stable.