Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BLOCK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BLOCK' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sharp Corporation
LRS1380J Datasheet pdf image
4Mb/56P
STACKED CHIP 32M (X 16) BOOT BLOCK FLASH AND 4M (X 16) SRAM
LRS1383H Datasheet pdf image
3Mb/45P
STACKED CHIP 32M (X 16) BOOT BLOCK FLASH AND 8M (X 16) SRAM

1


1



Qu'est-ce que BLOCK


Dans les composants électroniques, Block fait référence à un composant qui bloque ou contrôle les signaux électriques.

Ces composants jouent un rôle important dans le contrôle de l'écoulement des signaux dans les circuits électroniques, la protection des signaux et la stabilisation des circuits.

Par exemple, l'un des blocs utilisés dans les composants électroniques est un condensateur de blocs.

Ces condensateurs sont utilisés pour bloquer les signaux électriques.

Pour s'assurer qu'un signal passe à un moment souhaité dans un circuit, les condensateurs peuvent être placés de manière spécifique afin qu'ils ne bloquent pas le signal.

De plus, dans les composants électroniques, un composant appelé Diode de bloc est également utilisé.

Ces diodes sont utilisées pour contrôler et protéger les signaux en permettant à un courant unidirectionnel de s'écouler.

Ces diodes jouent un rôle important dans la protection des autres composants ou des alimentations en empêchant la tension inverse ou une sur-courant dans le circuit et en maintenant la stabilité du circuit.

Par conséquent, dans les composants électroniques, les blocs jouent un rôle important dans le maintien de la stabilité des circuits et le contrôle et la protection des signaux électriques.

Ces pièces sont considérées comme une partie essentielle de la conception et de la fabrication de composants électroniques et ont un grand impact sur les performances et la fiabilité des composants électroniques.