Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BIT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BIT' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
UMC Corporation
UM70C171 Datasheet pdf image
626Kb/15P
Color Palette With Triple 6-Bit DAC
UM61512A Datasheet pdf image
164Kb/16P
64K X 8 BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
UM23C1028-A Datasheet pdf image
246Kb/6P
16,384 X 8-BIT CMOS MASK-PROGRAMMABLE ROM

1


1



Qu'est-ce que BIT


Dans les composants électroniques, le bit est un terme utilisé comme la plus petite unité d'information.

Bit signifie chiffre binaire et représente la valeur de 0 ou 1 utilisée dans le système de nombres binaires.

Dans les composants électroniques, le bit est utilisé comme unité de base de stockage et de traitement des données.

Par exemple, la mémoire d'un ordinateur est construite à l'aide de «transistors», qui sont de petits composants électroniques qui peuvent stocker des valeurs de 0 ou 1.

Ces transistors stockent et traitent les données sous la forme de bits.

De plus, octet est utilisé comme unité représentant la taille du bit.

Un octet est composé de 8 bits, qui est l'unité la plus petite taille requise pour le stockage et la transmission des données dans les composants électroniques.

Par exemple, la taille d'un fichier est exprimée en unités de octet, qui est également utilisée comme une unité de taille stockée dans la mémoire d'un ordinateur ou un support de stockage tel qu'un disque dur.

Bit est également utilisé dans les composants électroniques et dans les systèmes de communication. Par exemple, les taux de transfert de données utilisés sur Internet sont exprimés en BPS.

BPS signifie bits par seconde et fait référence au nombre de bits transmis en une seconde.

Par conséquent, le bit dans les composants électroniques joue un rôle important dans divers domaines tels que le stockage, le traitement et la transmission des données.