Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BIAS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BIAS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
TEKTRONIX, INC.
PSPL5575A Datasheet pdf image
846Kb/4P
12 GHz Bias Tee

1


1



Qu'est-ce que BIAS


Dans les composants électroniques, le biais peut être utilisé dans diverses significations.

Ce terme est principalement utilisé dans la conception et le fonctionnement des circuits électroniques et a la signification suivante:

Biais (biais): le biais est la tension ou le courant requis pour faire fonctionner un élément ou un circuit spécifique dans un circuit électronique.

Par exemple, un biais est nécessaire pour faire fonctionner un transistor normalement ou pour définir la fréquence de fonctionnement d'un circuit oscillant.

Le biais joue un rôle important dans le contrôle des caractéristiques de mouvement souhaitées et le maintien de la stabilité.

Biais (biais): le biais fait généralement référence à une différence ou à une erreur d'un point de référence dans un capteur ou un appareil.

Par exemple, dans un circuit d'amplificateur, une tension de biais est appliquée pour définir la plage de fonctionnement avant d'amplifier le signal d'entrée.

Alternativement, la tension de biais peut être utilisée pour interpréter la sortie du capteur dans la plage souhaitée.

Biais (compensation de distorsion non linéaire): le biais est un terme utilisé dans les amplificateurs audio ou les systèmes audio pour compenser la distorsion non linéaire.

La distorsion non linéaire fait référence à la distorsion qui se produit lorsqu'il existe une relation non linéaire entre le signal d'entrée et le signal de sortie.

Les circuits de biais ajustent généralement le point de fonctionnement de l'amplificateur pour minimiser la distorsion non linéaire et assurer une sortie précise.

Le biais est un terme utilisé dans diverses significations dans la conception et le fonctionnement des composants électroniques.

Sa signification exacte peut varier en fonction du contexte et peut être interprétée différemment en fonction de son application.