En électronique, Base-T fait référence à l'une des interfaces standard utilisées dans le réseau Ethernet.
Base-T signifie une méthode de traitement de la communication des données à l'aide du câble de la paire torsadé.
Base-T a généralement les caractéristiques suivantes:
Vitesse: Base-T prend généralement en charge les taux de transfert de données de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbit / Gbit / s ou 10 Gbit / s.
Quant à la vitesse, plus le nombre exprimé est élevé, plus la vitesse de transmission est rapide.
Câble: Base-T utilise le câble de la paire torsadé pour transmettre des données.
Généralement, des câbles de paires torsadés standardisés tels que Cat5, Cat5e, Cat6 et Cat6A sont utilisés.
Distance: Base-T utilise un câble de paire torsadé standard et la distance de transmission dépend de la qualité et de la vitesse du câble.
En général, Base-T opère sur des distances de dizaines à des centaines de mètres.
Base-T est couramment utilisé dans le réseau Ethernet pour gérer la communication de données entre les appareils tels que les ordinateurs, les commutateurs et les routeurs.
L'équipement avec une interface Base-T peut être connecté à un réseau LAN ou un réseau externe à l'aide d'un câble paire torsadé.
Par exemple, 100Base-TX signifie une interface Base-T avec un débit de données de 100 Mbps.
Il fonctionne généralement sur des distances allant jusqu'à 100 mètres en utilisant un câble paire torsadé Cat5 ou Cat5e.
*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.
|