Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BASE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BASE' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Weidmuller
1104450000 Datasheet pdf image
85Kb/2P
Electronics housings, CH20M black, Base with orange clip-in foot, Width: 22.5 mm
1104410000 Datasheet pdf image
90Kb/2P
Electronics housings, CH20M black, Base with orange clip-in foot, Width: 45 mm
1104180000 Datasheet pdf image
84Kb/2P
Electronics housings, CH20M black, Base with orange clip-in foot, Width: 12.5 mm
1122770000 Datasheet pdf image
428Kb/5P
TERMSERIES relay module 1 CO, complete modules consisting of a relay and a base with AC/DC/UC coils, available in different versions
May 7, 2014

1


1



Qu'est-ce que BASE


Dans les composants électroniques, la base peut être utilisée dans diverses significations. Voici trois significations couramment utilisées:

Composants d'un transistor: la base est un composant utilisé dans certains transistors, qui est responsable du contrôle du fonctionnement du transistor.

Dans les transistors NPN et PNP, la base est l'un des trois terminaux situés entre le collecteur et l'émetteur.

Une tension ou un courant appliqué à la base régule le fonctionnement du composant électronique en contrôlant le courant collecteur-émetteur du transistor.

Partie de base du connecteur ou de la prise: «base» peut signifier la partie de base d'un connecteur ou d'une prise.

Par exemple, dans le cas d'un connecteur d'alimentation, la base peut se référer à la pièce qui forme la structure de base du connecteur.

Ces bases sont utilisées pour fixer et sécuriser les connecteurs et servir pour connecter les connecteurs à d'autres pièces ou périphériques.

Électrode de base: base est le nom de l'électrode utilisé dans certaines diodes et transistors.

La base représente l'anode d'une diode ou l'électrode entre l'émetteur et le collecteur dans un type de transistor PNP.

L'électrode de base contrôle l'écoulement du courant dans une diode ou un transistor et régule le fonctionnement des composants électroniques.

En électronique, la «base» peut être utilisée comme terme pour décrire les composants d'un transistor, la partie de base d'un connecteur ou d'une douille et des électrodes de diodes et de transistors.

La signification exacte peut varier en fonction du contexte.