Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BASE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BASE' - Totale: 26 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fairchild Semiconductor
MOC119M Datasheet pdf image
235Kb/8P
Photodarlington Optocoupler (No Base Connection)
MOC8020 Datasheet pdf image
66Kb/5P
PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS (NO BASE CONNECTION)
MOC8020 Datasheet pdf image
393Kb/7P
PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS (NO BASE CONNECTION)
KSA733CLTA Datasheet pdf image
46Kb/4P
Collector-Base Voltage : VCBO= -60V
KSA709CYBU Datasheet pdf image
43Kb/4P
Collector-Base Voltage : VCBO= -160V
MOC8030 Datasheet pdf image
84Kb/5P
PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS (NO BASE CONNECTION)
MOC8021M Datasheet pdf image
259Kb/9P
Photodarlington Optocoupler (No Base Connection)
MOC119 Datasheet pdf image
88Kb/5P
PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS (NO BASE CONNECTION)
KSE700 Datasheet pdf image
52Kb/4P
Monolithic Construction With Built-in Base- Emitter Resistors
MJE700 Datasheet pdf image
51Kb/4P
Monolithic Construction With Built-in Base- Emitter Resistors
KSE800 Datasheet pdf image
55Kb/4P
Monolithic Construction With Built-in Base-Emitter Resistors
MJE800 Datasheet pdf image
51Kb/4P
Monolithic Construction With Built-in Base- Emitter Resistors
TIP140 Datasheet pdf image
52Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
TIP141T Datasheet pdf image
52Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
TIP105 Datasheet pdf image
50Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
FJPF9020TU Datasheet pdf image
68Kb/5P
Monolithic Construction With Built In Base-Emitter Shunt Resistors
TIP100 Datasheet pdf image
51Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
TIP110 Datasheet pdf image
49Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
TIP115 Datasheet pdf image
50Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors
TIP140F Datasheet pdf image
62Kb/4P
Monolithic Construction With Built In Base- Emitter Shunt Resistors

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que BASE


Dans les composants électroniques, la base peut être utilisée dans diverses significations. Voici trois significations couramment utilisées:

Composants d'un transistor: la base est un composant utilisé dans certains transistors, qui est responsable du contrôle du fonctionnement du transistor.

Dans les transistors NPN et PNP, la base est l'un des trois terminaux situés entre le collecteur et l'émetteur.

Une tension ou un courant appliqué à la base régule le fonctionnement du composant électronique en contrôlant le courant collecteur-émetteur du transistor.

Partie de base du connecteur ou de la prise: «base» peut signifier la partie de base d'un connecteur ou d'une prise.

Par exemple, dans le cas d'un connecteur d'alimentation, la base peut se référer à la pièce qui forme la structure de base du connecteur.

Ces bases sont utilisées pour fixer et sécuriser les connecteurs et servir pour connecter les connecteurs à d'autres pièces ou périphériques.

Électrode de base: base est le nom de l'électrode utilisé dans certaines diodes et transistors.

La base représente l'anode d'une diode ou l'électrode entre l'émetteur et le collecteur dans un type de transistor PNP.

L'électrode de base contrôle l'écoulement du courant dans une diode ou un transistor et régule le fonctionnement des composants électroniques.

En électronique, la «base» peut être utilisée comme terme pour décrire les composants d'un transistor, la partie de base d'un connecteur ou d'une douille et des électrodes de diodes et de transistors.

La signification exacte peut varier en fonction du contexte.