Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AXIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AXIAL' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
1606387 Datasheet pdf image
71Kb/2P
Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

1


1



Qu'est-ce que AXIAL


Axial est l'une des pièces électroniques et signifie les pièces disposées avec une direction le long de l'axe du conducteur.

Ces pièces ont généralement une connexion électrique axiale.

Les pièces axiales comprennent des résistances axiales, des condensateurs axiaux et des inductances axiales.

Ces pièces sont généralement cylindriques et ont des électrodes fixées à chaque extrémité.

Les électrodes sont connectées axialement et cette connexion détermine les caractéristiques du circuit électrique.

Les composants axiaux sont couramment utilisés en les soudant dans un substrat ou une carte de circuit imprimé.

Les composants axiaux ont généralement une faible capacité et des performances électriques de haute qualité et sont largement utilisés dans des circuits simples.

Les composants axiaux sont plus grands que les composants SMD (dispositif de montage de surface) et sont difficiles à appliquer dans les processus de production automatisés, ils ne sont donc pas activement utilisés actuellement.