Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ATTENUATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ATTENUATOR' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
National Semiconductor ...
LM1971 Datasheet pdf image
248Kb/11P
LM1971 Overture??Audio Attenuator Series Digitally Controlled 62 dB Audio Attenuator with/Mute
LM1973 Datasheet pdf image
305Kb/11P
關Pot??-Channel 76dB Audio Attenuator with Mute
LM1972 Datasheet pdf image
301Kb/11P
Pot 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute

1


1



Qu'est-ce que ATTENUATOR


Un atténuateur est un composant électronique qui réduit l'ampleur d'un signal électrique.

Les atténuateurs sont utilisés aux fins suivantes:

Réglage de la résistance du signal: l'atténuateur peut contrôler l'amplitude du signal de sortie en élargissant le signal d'entrée.

Cela permet un traitement plus précis des signaux électriques.

Réduction du bruit: l'atténuateur peut améliorer la qualité du signal de sortie en réduisant le bruit du signal d'entrée.

Mesure et inspection: l'atténuateur peut effectuer des mesures et des inspections précises en élargissant le signal.

Il existe différents types d'atténuateur, notamment l'atténuateur fixe, l'atténuateur variable et l'atténuateur de rétroaction.

De plus, les atténuateurs sont des composants électroniques RF (radiofréquence) et sont utilisés dans diverses applications telles que les systèmes de communication sans fil, les systèmes de communication radar et satellite.