Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AREA Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AREA' - Totale: 38 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sensortechnics GmbH
AD500-9-400M-TO5 Datasheet pdf image
590Kb/3P
0.500 mm active area
AD500-8-13G Datasheet pdf image
258Kb/3P
0.500 mm active area
AD500-9-8015-TO52 Datasheet pdf image
410Kb/3P
0.500 mm active area
AD230-8-2G Datasheet pdf image
584Kb/3P
0.230 mm active area
AD230-9-400M-TO5 Datasheet pdf image
592Kb/3P
0.230 mm active area
AD800-11TO Datasheet pdf image
408Kb/2P
800 關m active area
AD500-13G-TO5 Datasheet pdf image
584Kb/3P
횈 0.500 mm active area
AD500-10 Datasheet pdf image
307Kb/2P
500 關m active area
AD800-10TO Datasheet pdf image
307Kb/2P
800 關m active area
50147702 Datasheet pdf image
226Kb/3P
Square active area PIN photodiode
AD4000-10TO Datasheet pdf image
365Kb/2P
4000 關m active area
AD5000-9TO Datasheet pdf image
381Kb/2P
APD with 19.6 mm짼 active area
AD500-12SMD Datasheet pdf image
359Kb/4P
APD with 0.2 mm짼 active area
AD3000-8TO Datasheet pdf image
611Kb/3P
APD with 7 mm짼 active area
AD100-8 Datasheet pdf image
734Kb/4P
APD with 0.008 mm짼 active area
AD230-9 Datasheet pdf image
427Kb/4P
APD with 0.04 mm짼 active area
AD500-9.5SMD Datasheet pdf image
441Kb/4P
APD with 0.2 mm짼 active area
AD500-9SMD Datasheet pdf image
385Kb/4P
APD with 0.2 mm짼 active area
AD500-12TO Datasheet pdf image
157Kb/2P
APD with 0.2 mm짼 active area
AD1100-9TO Datasheet pdf image
247Kb/2P
APD with 1.0 mm짼 active area

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que AREA


Dans les composants électroniques, la «zone» fait référence à la taille ou à la surface d'un composant électronique.

La zone d'un composant électronique représente la taille et la forme physique du composant, et est un facteur important dans la conception, le placement, la fabrication et l'installation des composants.

En électronique, la «zone» peut être utilisée de différentes manières:

Zone de puce: La surface d'une puce de circuit intégrée (ASIC, FPGA, microcontrôleur, etc.) fait référence à la taille et à la densité des dispositifs électroniques et des circuits électriques contenus dans la puce.

La zone d'une puce affecte la complexité, la fonctionnalité et les performances du composant, et affecte également le coût et les performances du processus de fabrication des puces.

Zone de PCB: Une carte de circuit imprimé (PCB) est un substrat sur lequel les composants électroniques sont fixés et connectés, et dispose d'une surface pour le placement et la connexion des composants.

La zone d'un PCB dépend de la quantité, de la taille et de la disposition des composants électroniques, et est un facteur important pour déterminer la taille et la fonction globales d'un circuit électronique.

Surface du composant: La surface d'un composant électronique lui-même fait référence aux dimensions externes du composant.

Pour les dispositifs semi-conducteurs, par exemple, la surface fait référence à la taille et à la forme de la puce. Il est utilisé pour considérer les exigences de l'espace lors de la conception et de la fabrication de pièces.

La zone des composants électroniques est un facteur important à considérer dans la conception, la fabrication et la construction du système.

Les composants de petite zone peuvent contribuer à une intégration élevée et à des conceptions de circuits à haute densité, en réduisant la taille globale du système et en améliorant les performances.

De plus, l'optimisation de la zone peut minimiser les coûts de fabrication des composants et améliorer la fiabilité et l'efficacité des circuits électroniques.