Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AREA Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AREA' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
OptoDiode Corp
AXUV300C Datasheet pdf image
309Kb/2P
Rectangular active area
AXUV20A Datasheet pdf image
455Kb/3P
Circular Active Area
SXUVPS4 Datasheet pdf image
286Kb/2P
Circular active area (4 quadrants)
AXUV20HS1 Datasheet pdf image
142Kb/2P
PHOTODIODE 5 mm Circular active area
AXUV20A Datasheet pdf image
143Kb/2P
ELECTRON DETECTION 5.5mm Circular active area
AXUV100AL Datasheet pdf image
194Kb/2P
PHOTODIODE 100 mm Square active area
AXUV100TI Datasheet pdf image
238Kb/2P
PHOTODIODE 100 mm Square active area
AXUV576C Datasheet pdf image
190Kb/2P
ELECTRON DETECTION 576 mm Square active area
AXUV63HS1 Datasheet pdf image
173Kb/2P
PHOTODIODE 63 mm Circular active area Ideal for electron detection
AXUV63HS1-CH Datasheet pdf image
199Kb/2P
PHOTODIODE 63 mm Circular active area Ideal for electron detection

1


1



Qu'est-ce que AREA


Dans les composants électroniques, la «zone» fait référence à la taille ou à la surface d'un composant électronique.

La zone d'un composant électronique représente la taille et la forme physique du composant, et est un facteur important dans la conception, le placement, la fabrication et l'installation des composants.

En électronique, la «zone» peut être utilisée de différentes manières:

Zone de puce: La surface d'une puce de circuit intégrée (ASIC, FPGA, microcontrôleur, etc.) fait référence à la taille et à la densité des dispositifs électroniques et des circuits électriques contenus dans la puce.

La zone d'une puce affecte la complexité, la fonctionnalité et les performances du composant, et affecte également le coût et les performances du processus de fabrication des puces.

Zone de PCB: Une carte de circuit imprimé (PCB) est un substrat sur lequel les composants électroniques sont fixés et connectés, et dispose d'une surface pour le placement et la connexion des composants.

La zone d'un PCB dépend de la quantité, de la taille et de la disposition des composants électroniques, et est un facteur important pour déterminer la taille et la fonction globales d'un circuit électronique.

Surface du composant: La surface d'un composant électronique lui-même fait référence aux dimensions externes du composant.

Pour les dispositifs semi-conducteurs, par exemple, la surface fait référence à la taille et à la forme de la puce. Il est utilisé pour considérer les exigences de l'espace lors de la conception et de la fabrication de pièces.

La zone des composants électroniques est un facteur important à considérer dans la conception, la fabrication et la construction du système.

Les composants de petite zone peuvent contribuer à une intégration élevée et à des conceptions de circuits à haute densité, en réduisant la taille globale du système et en améliorant les performances.

De plus, l'optimisation de la zone peut minimiser les coûts de fabrication des composants et améliorer la fiabilité et l'efficacité des circuits électroniques.