Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ANGLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ANGLE' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PowerDynamics, Inc
PA01Q-50-1C Datasheet pdf image
461Kb/3P
RIGHT ANGLE, FLANGE MOUNT FILTER WITH IEC 60320 AC INLET SOCKET
PASP Datasheet pdf image
469Kb/3P
RIGHT ANGLE, PC BOARD MOUNT FILTER WITH IEC 60320 AC INLET SOCKET.

1


1



Qu'est-ce que ANGLE


Le terme «angle de composant électronique» fait référence à la méthode de forme ou d'installation d'un composant électronique.

Il est généralement utilisé pour indiquer l'orientation des broches ou des connecteurs sur une pièce.

Par exemple, le connecteur à angle droit indique un connecteur où les composants sont installés à un angle de 90 degrés, et connecteur droit indique un connecteur où les composants sont installés directement.

De plus, dans certains composants électroniques, la broche est pliée à un certain angle, il est donc également appelé broche pliée.

Dans le processus de conception ou de fabrication de pièces électroniques, il est nécessaire de saisir avec précision la méthode de forme et d'installation des pièces, et de les utiliser correctement pour installer des pièces dans la bonne direction.

Pour cela, il est important de se référer à la fiche technique du composant ou aux instructions du fabricant.