Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AMPLIFIER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AMPLIFIER' - Totale: 46 (1/3) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
D2076 Datasheet pdf image
191Kb/6P
Audio power amplifier
PT2300 Datasheet pdf image
337Kb/5P
Audio power amplifier
D3121 Datasheet pdf image
298Kb/8P
Ground isolation amplifier circuit
CSC8008 Datasheet pdf image
301Kb/7P
Class D audio power amplifier
D6282 Datasheet pdf image
119Kb/6P
4.6W Dual Audio Power Amplifier
CD7379CZ Datasheet pdf image
735Kb/7P
4횞13 - 2횞38W audio power amplifier circuit
ETK4800 Datasheet pdf image
209Kb/3P
2-channel class AB headphone amplifier
CP4811 Datasheet pdf image
202Kb/7P
Digital volume control stereo headphone amplifier
CSC8002 Datasheet pdf image
198Kb/3P
Audio power amplifier with off mode
TDA7266SA Datasheet pdf image
226Kb/5P
Dual 8W Bridge Audio Amplifier Circuit - TDA7266SA
CSC8005 Datasheet pdf image
226Kb/5P
AB/D class switching audio power amplifier
AT8030 Datasheet pdf image
341Kb/10P
2X15W 2.0 channel anti-breaking Class D amplifier
TDA7388 Datasheet pdf image
232Kb/9P
4 X 41W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER
NS4225 Datasheet pdf image
711Kb/17P
2-channel 2X25W, filterless, Class D audio amplifier
AT8025 Datasheet pdf image
483Kb/10P
2X8W+15W single chip 2.1 channel Class D amplifier
CSC4863 Datasheet pdf image
369Kb/4P
Dual channel audio power amplifier with stereo headphone mode
CS8505E Datasheet pdf image
230Kb/7P
8W Mono Class AB Fully Differential Audio Power Amplifier
AX8302 Datasheet pdf image
531Kb/9P
2.5W filterless single channel D-type audio frequency amplifier
AX4853 Datasheet pdf image
820Kb/14P
AX4853 Single Channel 1.5W/Stereo Headset 300mW Audio Amplifier
HT6872 Datasheet pdf image
610Kb/12P
4.7W anti-cutting top mono Class D audio power amplifier

1 2 3 >


1 2 3 >



Qu'est-ce que AMPLIFIER


Un amplificateur est un appareil électronique qui augmente la force d'un signal électrique. Il prend un signal d'entrée et produit un signal de sortie plus fort ou plus amplifié que le signal d'origine.

Les amplificateurs sont utilisés dans de nombreuses applications, y compris les systèmes audio, la radiodiffusion et les télécommunications, pour augmenter la puissance des signaux afin qu'ils puissent être transmis sur de plus longues distances ou dans des environnements bruyants.

Il existe plusieurs types d'amplificateurs, dont :

Amplificateur de tension - augmente la tension d'un signal d'entrée.

Amplificateur de courant - augmente le courant d'un signal d'entrée.

Amplificateur de puissance - augmente à la fois la tension et le courant d'un signal d'entrée pour produire une puissance de sortie plus élevée.

Amplificateur opérationnel (Op-Amp) - un type d'amplificateur de tension couramment utilisé dans un large éventail d'applications, telles que les systèmes audio, les filtres et les capteurs.

Les amplificateurs jouent un rôle essentiel dans l'électronique moderne en permettant aux signaux d'être transmis sur de plus longues distances et dans des environnements bruyants, et en fournissant la puissance nécessaire pour alimenter les haut-parleurs et autres appareils.