Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ADJUSTABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ADJUSTABLE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Impala Linear Corporati...
ILC6382 Datasheet pdf image
1Mb/19P
1-CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE OUTPUT

1


1



Qu'est-ce que ADJUSTABLE


Réglable dans les composants électroniques signifie la capacité de régler les valeurs électriques ou les opérations.

Par exemple, un régulateur de tension variable peut réguler la tension de sortie en régulant la tension d'entrée.

Ces régulateurs sont souvent utilisés dans les composants électroniques et jouent un rôle important dans la conception et la fabrication de circuits électroniques car ils peuvent contrôler précisément la tension ou le courant.

De plus, il existe des composants électroniques avec diverses fonctions de réglage.

Par exemple, les pilotes LED pour le contrôle d'éclairage peuvent ajuster la luminosité, la couleur, les effets et plus encore.

De plus, l'égaliseur audio peut ajuster la hauteur du son.

En tant que telles, les pièces avec des fonctions réglables en pièces électroniques sont utilisées dans la conception et la fabrication de divers circuits électroniques et jouent un rôle important dans l'expansion et l'amélioration des fonctions des appareils électroniques.