Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ADJUSTABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ADJUSTABLE' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KODENSHI_AUK CORP.
SJ1117-AF Datasheet pdf image
639Kb/18P
Adjustable and Fixed Voltage Regulator
SJ1117XXX Datasheet pdf image
437Kb/17P
Adjustable and Fixed Voltage Regulator
SN317L Datasheet pdf image
387Kb/8P
[100mA /Adjustable Output] Positive Voltage Regulator
KK432 Datasheet pdf image
324Kb/6P
Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
KK317 Datasheet pdf image
195Kb/4P
THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
SN317MPI Datasheet pdf image
376Kb/8P
[ 0.5 A Adjustable Output ] Positive Voltage Regulator
SN317PI Datasheet pdf image
401Kb/8P
[ 1.5 A Adjustable Output ] Positive Voltage Regulator
KK2931CD Datasheet pdf image
252Kb/4P
Low-Powered Adjustable Voltage Regulator with low drop-out voltage

1


1



Qu'est-ce que ADJUSTABLE


Réglable dans les composants électroniques signifie la capacité de régler les valeurs électriques ou les opérations.

Par exemple, un régulateur de tension variable peut réguler la tension de sortie en régulant la tension d'entrée.

Ces régulateurs sont souvent utilisés dans les composants électroniques et jouent un rôle important dans la conception et la fabrication de circuits électroniques car ils peuvent contrôler précisément la tension ou le courant.

De plus, il existe des composants électroniques avec diverses fonctions de réglage.

Par exemple, les pilotes LED pour le contrôle d'éclairage peuvent ajuster la luminosité, la couleur, les effets et plus encore.

De plus, l'égaliseur audio peut ajuster la hauteur du son.

En tant que telles, les pièces avec des fonctions réglables en pièces électroniques sont utilisées dans la conception et la fabrication de divers circuits électroniques et jouent un rôle important dans l'expansion et l'amélioration des fonctions des appareils électroniques.