Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ADC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ADC' - Totale: 31 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Device Techn...
ADC1113D125 Datasheet pdf image
589Kb/39P
Dual 11-bit ADC; serial JESD204A interface
ADC1113S125 Datasheet pdf image
698Kb/36P
Single 11-bit ADC; serial JESD204A interface
ADC1002S020 Datasheet pdf image
426Kb/18P
Single 10 bits ADC, up to 20 MHz
ADC0801S040 Datasheet pdf image
420Kb/18P
Single 8 bits ADC, up to 40 MHz
ADC1005S060 Datasheet pdf image
436Kb/18P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
ICS1532 Datasheet pdf image
318Kb/36P
110 MHZ TRIPLE 8-BIT ADC WITH CLOCK GENERATOR
ADC1112D125 Datasheet pdf image
601Kb/39P
Dual 11-bit ADC; CMOS or LVDS DDR digital outputs
ADC1006S055 Datasheet pdf image
817Kb/30P
Single 10 bits ADC, up to 55 MHz or 70 MHz
ADC0808S125 Datasheet pdf image
511Kb/22P
Single 8-bit ADC, up to 125 MHz or 250 MHz
ADC0804S030 Datasheet pdf image
484Kb/18P
Single 8 bits ADC, up to 30 MHz, 40 MHz or 50 MHz
ADC1443D Datasheet pdf image
1Mb/49P
Dual channel 14-bit ADC; 125, 160 or 200 Msps; JESD204B serial outputs
ADC1004S030 Datasheet pdf image
473Kb/18P
Single 10 bits ADC, up to 30 MHz, 40 MHz or 50 MHz
ADC1207S080 Datasheet pdf image
532Kb/20P
Single 12 bits ADC, up to 80 MHz with direct/ultra high IF sampling
ADC1443D125HD-C1 Datasheet pdf image
928Kb/50P
Dual channel 14-bit ADC; 125, 160 or 200 Msps; JESD204B-compliant CGVxpress serial outputs
ADC1115S125 Datasheet pdf image
373Kb/36P
Single 11-bit ADC; 125 Msps with input buffer; CMOS or LVDS DDR digital outputs
ADC1213S Datasheet pdf image
708Kb/37P
Single 12-bit ADC; 65 Msps, 80 Msps, 105 Msps or 125 Msps; serial JESD204A interface
ADC1213D Datasheet pdf image
595Kb/40P
Dual 12-bit ADC; 65 Msps, 80 Msps, 105 Msps or 125 Msps; serial JESD204A interface
ADC1003S030 Datasheet pdf image
481Kb/19P
Single 10 bits ADC, up to 30 MHz, 40 MHz or 50 MHz, with voltage regulator
ADC1413D Datasheet pdf image
665Kb/41P
Dual 14-bit ADC; 65 Msps, 80 Msps, 105 Msps or 125 Msps; serial JESD204A interface
ADC1413S Datasheet pdf image
769Kb/36P
Single 14-bit ADC; 65 Msps, 80 Msps, 105 Msps or 125 Msps; serial JESD204A interface

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que ADC


Dans les composants électroniques, ADC signifie convertisseur analogique-numérique et signifie un appareil qui convertit un signal analogique en signal numérique.

Les signaux analogiques ont des valeurs continues, contrairement aux signaux numériques utilisés dans les appareils électroniques, ont une valeur infiniment de nombreuses valeurs et représentent des valeurs qui changent sur une période de temps continue.

D'un autre côté, les signaux numériques ont des valeurs discrètes, soit 0 ou 1, et leur changement au fil du temps est discontinu.

En électronique, les ADC convertissent les signaux analogiques en signaux numériques qui peuvent être traités et stockés par des appareils électroniques.

Les ADC peuvent être mis en œuvre de plusieurs manières, notamment Flash ADC, ADC d'approximation successive et Delta-Sigma ADC.

L'ADC est l'un des éléments essentiels dans de nombreux appareils électroniques.

Par exemple, dans un système audio, un ADC convertit un signal d'entrée analogique, comme un microphone, en signal numérique afin que le signal audio puisse être traité et stocké.

De plus, il peut être utilisé pour diverses applications en convertissant les signaux analogiques collectés à partir de capteurs, etc. en numériques.

Par conséquent, dans les composants électroniques, les ADC jouent un rôle très important dans la conversion des signaux analogiques en signaux numériques pour traiter et stocker les données dans des appareils électroniques.