Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ACTIVE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ACTIVE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fairchild Semiconductor
FOD8318 Datasheet pdf image
608Kb/31P
2.5 A Output Current, IGBT Drive Optocoupler with Active Miller Clamp, Desaturation Detection, and Isolated Fault Sensing

1


1



Qu'est-ce que ACTIVE


Le terme actif peut être utilisé de différentes manières dans le domaine des composants électroniques.

Premièrement, «actif» dans les composants électroniques signifie un état actif dans lequel les signaux électriques sont transmis.

Par exemple, un transistor produit une tension de sortie compte tenu d'une tension d'entrée, où la tension d'entrée détermine son état actif.

Deuxièmement, actif signifie également l'état actif d'un composant électronique.

Par exemple, lorsqu'un capteur est activé, il recueille des signaux de son environnement et les traite pour produire une sortie.

Troisièmement, actif signifie également un état requis pour effectuer une certaine action dans un composant électronique.

Par exemple, lorsque la tension ou le courant doit être appliqué à un composant pour fonctionner, ces signaux d'entrée sont actifs.

Enfin, actif fait également référence à l'état dans lequel une fonction spécifique est active dans un composant électronique.

Par exemple, les appareils Bluetooth utilisés dans la communication sans fil peuvent communiquer avec d'autres appareils à l'état actif.

Par conséquent, dans les composants électroniques, le terme actif peut être utilisé dans diverses significations, telles qu'un état actif dans lequel les signaux électriques sont transmis, un état de fonctionnement, un état dans lequel les actions nécessaires sont effectuées et un état dans lequel un La fonction spécifique est activée. .