Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ACCURATE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ACCURATE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
API Technologies Corp
HS9516 Datasheet pdf image
192Kb/4P
COMPLETE 0.0008% ACCURATE (16-BIT) ADC

1


1



Qu'est-ce que ACCURATE


Le terme précis peut être utilisé de différentes manières dans le domaine des composants électroniques.

Premièrement, il est utilisé pour signifier que des éléments tels que la taille, la forme et l'emplacement exacts doivent être satisfaits pendant le processus de fabrication des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas des puces semi-conductrices, de petites erreurs peuvent affecter les caractéristiques électriques ou la vitesse de fonctionnement, donc un contrôle dimensionnel précis est requis pendant le processus de fabrication.

Deuxièmement, cela signifie également une évaluation précise des performances des composants électroniques.

Cela se fait en considérant des facteurs de performance tels que la précision, la précision et la résolution de la pièce, et vérifie le comportement réel de la pièce par simulation ou expérimentation.

Ceci est très important pour s'assurer que les composants électroniques peuvent réellement servir leur objectif prévu.

Troisièmement, il peut être utilisé pour signifier qu'un fonctionnement précis doit être garanti dans les systèmes à l'aide de composants électroniques.

Par exemple, dans un système de contrôle, un signal de sortie précis doit être généré en fonction d'un signal d'entrée et les composants électroniques doivent fonctionner avec précision à cet effet.

Par conséquent, le terme «précis» dans les composants électroniques signifie qu'un fonctionnement précis doit être garanti dans divers aspects, tels que le processus de fabrication des composants, l'évaluation des performances et le fonctionnement du système.