Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ACCURACY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ACCURACY' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
TEMEX
RTF2012 Datasheet pdf image
262Kb/1P
Ceramic package and metal lid assures extreme accuracy
RTF3215 Datasheet pdf image
262Kb/1P
Ceramic package and metal lid assures extreme accuracy
RFPT200 Datasheet pdf image
306Kb/7P
The CHARON is a SPI controlled high accuracy TCXO with embedded timer and alarm function

1


1



Qu'est-ce que ACCURACY


Dans les composants électroniques, le terme «précision» fait généralement référence à la précision d'une valeur mesurée par un capteur ou un dispositif de mesure.

Dans les composants électroniques, la précision joue un rôle très important dans les performances et la fiabilité d'un composant ou d'un système.

Par exemple, si un capteur n'est pas exact, le système peut prendre des décisions basées sur des informations incorrectes, qui peuvent avoir des conséquences dangereuses ou coûteuses.

Par conséquent, lors de la conception ou de la sélection de composants électroniques, la précision est l'une des considérations les plus importantes.

De plus, comme le niveau de précision requis diffère en fonction de l'environnement dans lequel les composants électroniques sont utilisés, lors de la sélection des composants, il est nécessaire de sélectionner un composant qui répond à la précision requise dans l'environnement.