Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ACCURACY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ACCURACY' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Renesas Technology Corp
ISL97519 Datasheet pdf image
633Kb/9P
1% Output Accuracy 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator
ISL80410 Datasheet pdf image
783Kb/12P
40V, Low Quiescent Current, High Accuracy, 150mA Linear Regulator
Aug 8, 2019
ISL99227 Datasheet pdf image
886Kb/17P
Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated High Accuracy Current and Temperature Monitors

1


1



Qu'est-ce que ACCURACY


Dans les composants électroniques, le terme «précision» fait généralement référence à la précision d'une valeur mesurée par un capteur ou un dispositif de mesure.

Dans les composants électroniques, la précision joue un rôle très important dans les performances et la fiabilité d'un composant ou d'un système.

Par exemple, si un capteur n'est pas exact, le système peut prendre des décisions basées sur des informations incorrectes, qui peuvent avoir des conséquences dangereuses ou coûteuses.

Par conséquent, lors de la conception ou de la sélection de composants électroniques, la précision est l'une des considérations les plus importantes.

De plus, comme le niveau de précision requis diffère en fonction de l'environnement dans lequel les composants électroniques sont utilisés, lors de la sélection des composants, il est nécessaire de sélectionner un composant qui répond à la précision requise dans l'environnement.